| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M58PR001LE Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M58PR001LE Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 119 page ![]() Contents M58PR256LE, M58PR512LE, M58PR001LE 4/119 5.3.1 Single word program method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5.3.2 Buffer program method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5.3.3 Buffer enhanced factory program method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6 Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.1 Control program mode status bit (SR9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6.2 Object program mode status bit (SR8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6.3 Program/Erase Controller status bit (SR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6.4 Erase suspend status bit (SR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6.5 Erase status bit (SR5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 6.6 Program status bit (SR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 6.7 VPP status bit (SR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 6.8 Program Suspend Status bit (SR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6.9 Block protection status bit (SR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6.10 Bank write/multiple word program status bit (SR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 7 Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.1 Read select bit (CR15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.2 X latency bits (CR14-CR11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 7.3 Wait polarity bit (CR10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.4 Wait configuration bit (CR8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.5 Burst length bits (CR2-CR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 8 Enhanced Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 8.1 Deep power-down mode bit (ECR15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 8.2 Deep power-down polarity bit (ECR14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 8.3 Output driver control bits (ECR2-ECR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 9 Extended Flash array (EFA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 10 Read modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 10.1 Asynchronous read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 10.2 Synchronous burst read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10.3 Single synchronous read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 |