| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT600 Fiches technique(PDF) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT600 Fiches technique(HTML) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
11 / 15 page ![]() 18-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 447 ¾ 460 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT600/HT680/HT6207 Rev. 1.10 11 January 24, 2003 1 8 1 1 0 9 A B C D E . G H a C ' |