Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STR910FAW32X6 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No de pièce STR910FAW32X6
Description  ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR910FAW32X6 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STR910FAW32X6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STR910FAW32X6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STR910FAW32X6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STR910FAW32X6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STR910FAW32X6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STR910FAW32X6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STR910FAW32X6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STR910FAW32X6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STR910FAW32X6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 78 page
background image
STR91xFA
3/78
2.10.10 External RTC calibration clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.10.11 Operation example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.11
Flexible power management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.11.1 Run mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.11.2 Idle mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.11.3 Sleep mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.12
Voltage supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.12.1 Independent A/D converter supply and reference voltage . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.12.2 Battery supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.13
System supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.13.1 Supply voltage brownout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.13.2 Supply voltage dropout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.13.3 Watchdog timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.13.4 External RESET_INn pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.13.5 Power-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.13.6 JTAG debug command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.13.7 Tamper detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.14
Real-time clock (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.15
JTAG interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.15.1 In-system-programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.15.2 Boundary scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.15.3 CPU debug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.15.4 JTAG security bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.16
Embedded trace module (ARM ETM9, v. r2p2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.17
Ethernet MAC interface with DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.18
USB 2.0 slave device interface with DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.18.1 Packet buffer interface (PBI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.18.2 DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.18.3 Suspend mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.19
CAN 2.0B interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.20
UART interfaces with DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.20.1 DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.21
I2C interfaces with DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.21.1 DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.22
SSP interfaces (SPI, SSI, and Microwire) with DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.22.1 DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78