Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

B32321 Fiches technique(PDF) 4 Page - EPCOS

No de pièce B32321
Description  AC Film Capacitors Motor Run UL Series - Construction Only
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EPCOS [EPCOS]
Site Internet  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B32321 Fiches technique(HTML) 4 Page - EPCOS

  B32321 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B32321 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B32321 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B32321 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B32321 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B32321 Datasheet HTML 6Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
AC Film Capacitors
B 32 321 / ...23
Motor Run
UL Series – Construction Only
Issue No. 2
07/01
Page 4 of 6
Ordering codes and packing units
UN
Vac
CN
µF
Max. dimensions
d x l (mm)
B32321/23
Ordering code
Packing unit (pcs.)
250
4
30 x 62
B323**-C1405-+0$0
112
5
30 x 62
B323**-C1505-+0$0
112
6
30 x 62
B323**-C1605-+0$0
112
7
30 x 62
B323**-C1705-+0$0
112
8
30 x 62
B323**-C1805-+0$0
112
9
30 x 62
B323**-C1905-+0$0
112
10
30 x 62
B323**-C1103-+0$0
112
12
30 x 62
B323**-C1126-+0$0
112
15
30 x 62
B323**-C1156-+0$0
112
20
35 x 62
B323**-C1206-+0$0
84
25
35 x 71
B323**-C1256-+0$0
84
30
35 x 71
B323**-C1306-+0$0
84
35
40 x 71
B323**-C1356-+0$0
45
40
40 x 71
B323**-C1406-+0$0
45
45
40 x 71
B323**-C1456-+0$0
45
50
40 x 98
B323**-C1506-+0$0
45
55
40 x 98
B323**-C1556-+0$0
45
60
40 x 98
B323**-C1606-+0$0
45



Html Pages

1 2 3 4 5 6