Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KSSITQA1.23 Fiches technique(PDF) 19 Page - OSRAM GmbH

No de pièce KSSITQA1.23
Description  The SYNIOS® P1515 expands ams OSRAM’ low power portfolio by offering a small LED Industry standard footprint.
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KSSITQA1.23 Fiches technique(HTML) 19 Page - OSRAM GmbH

Back Button KSSITQA1.23 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 24 page
background image
KS SITQA1.23
DATASHEET
DATASHEET
19 | Version 1.1 | 2024-02-01
W
Waavveelleennggtthh
EEm
miissssiioonn C
Coolloorrccoooorrddiinnaatteess aaccccoorrddiinngg
((λλddoomm ttyypp..))
C
CIIEE 11993311 // EEm
miissssiioonn ccoolloorr::
BB::
452 nm
SS::
633 nm
super red
W
W::
white
YY::
587 nm
yellow
R
R::
617 nm
red
PPoow
weerr C
Cllaassss::
Q
Q:: Elevated power class
TTeecchhnnoollooggyy ccoonncceepptt
AA:: Silicone encapsulation (molding)
platform: QFN
PPaacckkaaggee TTyyppee
SS:: Toplooker
leadframe based
white package w/o reflector
KK:: Automotive
and Industry
product
EEnnccaappssuullaanntt TTyyppee // LLeennss PPrrooppeerrttiieess
TT:: Transmissive Top-layer
PPrroodduucctt--
vveerrssiioonn
LLeeaadd // PPaacckkaaggee PPrrooppeerrttiieess
TTooppllooookkeerr::
II:: 1515
TTyyppee D
Deessiiggnnaattiioonn SSyysstteem
m
KK
YY
SS
II
TT
Q
Q
AA
11
..
22
33
BBiinnnniinngg IInnffoorrm
maattiioonn::
33:: individual definition
SSppeeccttrraall cchhaarraacctteerriissttiiccss
KK:: 85% NTSC
H
H:: 110% NTSC
22:: InGaAlP saturated colors



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com