Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KSSITQA1.23 Fiches technique(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

No de pièce KSSITQA1.23
Description  The SYNIOS® P1515 expands ams OSRAM’ low power portfolio by offering a small LED Industry standard footprint.
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KSSITQA1.23 Fiches technique(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button KSSITQA1.23 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH KSSITQA1.23 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
KS SITQA1.23
DATASHEET
DATASHEET
9 | Version 1.1 | 2024-02-01
Forward current 6)
I
F = f(VF); TS = 25 °C
KS SITQA1.23
1,82,3
1,92,0
2,12,2
VF /V
5
10
20
30
40
50
60
70
IF /mA
Relative Luminous Flux 6), 7)
Φ
v/Φv(50 mA) = f(IF); TS = 25 °C
KS SITQA1.23
IF /mA
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
ΦV
ΦV(50mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com