Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M58LR128HT85ZB5F Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No de pièce M58LR128HT85ZB5F
Description  128 Mbit (8 Mb ×16, Multiple Bank, Multilevel interface, Burst) 1.8 V supply Flash memories
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M58LR128HT85ZB5F Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M58LR128HT85ZB5F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M58LR128HT85ZB5F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 112 page
background image
Contents
M58LR128HT, M58LR128HB
4/112
6.7
Valid Clock Edge bit (CR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.8
Wrap Burst bit (CR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.9
Burst length bits (CR2-CR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7
Read modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.1
Asynchronous Read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.2
Synchronous Burst Read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7.2.1
Synchronous Burst Read Suspend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.3
Single Synchronous Read mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8
Dual operations and Multiple Bank architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
9
Block locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.1
Reading a block’s lock status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.2
Locked state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.3
Unlocked state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.4
Lock-Down state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
9.5
Locking operations during Erase Suspend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10
Program and erase times and endurance cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
11
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
12
DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
13
Package mechanical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
14
Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Appendix A
Block address tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Appendix B
Common Flash Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Appendix C
Flowcharts and pseudocodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Appendix D
Command interface state tables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More