| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM706P Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM706P Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 26 page ![]() STM706T/S/R; STM706P; STM708T/S/R 2/26 TABLE OF CONTENTS FEATURES SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Figure 1. Packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 1. Device Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SUMMARY DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Figure 2. Logic Diagram (STM706T/S/R and STM706P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Figure 3. Logic Diagram (STM708T/S/R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Table 2. Signal Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Figure 4. STM706T/S/R and STM706P SO8 Connections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 5. STM706T/S/R and STM706P TSSOP8 Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 6. STM708T/S/R SO8 Connections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 7. STM708T/S/R TSSOP8 Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pin Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Table 3. Pin Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 8. Block Diagram (STM706T/S/R and STM706P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 9. Block Diagram (STM708T/S/R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 10.Hardware Hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Reset Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Push-button Reset Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Watchdog Input (STM706T/S/R and STM706P). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Watchdog Output (STM706T/S/R and STM706P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Power-fail Input/Output. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ensuring a Valid Reset Output Down to VCC = 0V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 11.Reset Output Valid to Ground Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Interfacing to Microprocessors with Bi-directional Reset Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 12.Interfacing to Microprocessors with Bi-directional Reset I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 TYPICAL OPERATING CHARACTERISTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 13.Supply Current vs. Temperature (no load) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 14.VPFI Threshold vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 15.Reset Comparator Propagation Delay vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 16.Power-up trec vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 17.Normalized Reset Threshold vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 18.Watchdog Time-out Period vs. Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 19.PFI to PFO Propagation Delay vs. Temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 20.Output Voltage vs. Load Current (VCC = 5V; VBAT = 2.8V; TA = 25°C). . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 21.Output Voltage vs. Load Current (VCC = 0V; VBAT = 2.8V; TA = 25°C). . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 22.RST Output Voltage vs. Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 23.RST Output Voltage vs. Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 24.Power-fail Comparator Response Time (Assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 25.Power-fail Comparator Response Time (De-Assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 |