| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
80221 Fiches technique(PDF) 17 Page - LSI Computer Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
80221 Fiches technique(HTML) 17 Page - LSI Computer Systems |
|
17 / 91 page ![]() 80220/80221 4-17 MD400159/E 17 0 102030 40 5060 70 80 90 100 110 –1.0 –0.8 –0.6 –0.4 –0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 TIME (ns) B C D A I J W V T G S Q N O P E F M H R U L K Reference Time (ns) Voltage (V) Internal MAU A0 0 B 15 1.0 C 15 0.4 D 25 0.55 E 32 0.45 F39 0 G 57 -1.0 H 48 0.7 I 67 0.6 J89 0 K 74 -0.55 L 73 -0.55 M61 0 N 85 1.0 O 100 0.4 P 110 0.75 Q 111 0.15 R 111 0 S 111 -0.15 T 110 -1.0 U 100 -0.3 V 110 -0.7 W 90 -0.7 Figure 4. TP Output Voltage Template-10 Mbps Voltage Template Values for Figure 4 |