| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L3914A Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L3914A Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 15 page ![]() 2.25K 470nF 22nF GDTMF 22 23 VDD IDD VLN 6 PULSE 470K VDD 3.58MHz 5 OSC 7 MODE SW2 PULSE TONE /PT 100K 8 HKS 9 SW1 GND 10 RXOUT 11 GRX 100K RGRX 10 µF 300 Ω Re 13 IREF 3.6K 14 VCC 100 µF 12 RGIN 620 Ω V1 ICC 100nF 4 3 2 1 C4 C3 C2 C1 28 27 26 25 R1 R2 R3 R4 24 R5 E1 E2 E3 MEM * 0# 789 456 123 P/LND PROG FLASH 21 MIC+ 20 MIC- 2.2K 1 µF 1 µF RGTX 68K GTX 19 4.7 µF 18 REG RA 17 16 15 ILED LN LED ILINE RB 130K 390 Ω 20 Ω 390 Ω 3.9K D95TL169 100 µF 600 Ω IL ICC = V1 VCC RDTMF HOLD TEST CIRCUITS Figure 3. 2.25K 470nF 22nF GDTMF 22 23 VDD IMR 6 PULSE 470K 3.58MHz 5 OSC 7 MODE SW2 PULSE TONE /PT 100K 8 HKS 9 SW1 GND 10 RXOUT 11 GRX RGRX 10 µF 300 Ω Re 13 IREF 3.6K 14 VCC 100 µF 12 RGIN 620 Ω 100nF 4 3 2 1 C4 C3 C2 C1 28 27 26 25 R1 R2 R3 R4 24 R5 E1 E2 E3 MEM * 0# 78 9 45 6 12 3 P/LND PROG FLASH 21 MIC+ 20 MIC- 2.2K 1 µF 1 µF RGTX GTX 19 4.7 µF 18 REG 17 16 15 ILED LN LED ILINE 130K 390 Ω 20 Ω 390 Ω 3.9K D95TL170 VMR HOLD Figure 4. L3914A - L3924A - L3934A 9/15 |