Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L6714TR Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No de pièce L6714TR
Description  4 phase controller with embedded drivers for Intel VR10, VR11 and AMD 6Bit CPUs
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6714TR Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  L6714TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L6714TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L6714TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L6714TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6714TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6714TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6714TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6714TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6714TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 70 page
background image
L6714
Contents
3/70
12
Voltage positioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
12.1
Droop function (Optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
12.2
Offset (Optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
13
Dynamic VID transitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
14
Enable and disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
15
Soft start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
15.1
Intel mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
15.2
AMD mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
15.3
Low-Side-Less startup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
16
Output voltage monitor and protections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
16.1
Under voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
16.2
Preliminary over voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
16.3
Over voltage and programmable OVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
16.4
PGOOD (Only for AMD mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
17
Maximum Duty-cycle limitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
18
Over current protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
18.1
Low side MOSFET sense over current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
18.2
Inductor sense over current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
19
Oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
20
Driver section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
21
System control loop compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
21.1
Compensation network guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
22
Thermal monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70