| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6714 Fiches technique(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6714 Fiches technique(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 70 page ![]() VID Tables L6714 22/70 0 0 0 1 0 0 1.4500 1 0 0 1 0 0 0.7125 0 0 0 1 0 1 1.4250 1 0 0 1 0 1 0.7000 0 0 0 1 1 0 1.4000 1 0 0 1 1 0 0.6875 0 0 0 1 1 1 1.3750 1 0 0 1 1 1 0.6750 0 0 1 0 0 0 1.3500 1 0 1 0 0 0 0.6625 0 0 1 0 0 1 1.3250 1 0 1 0 0 1 0.6500 0 0 1 0 1 0 1.3000 1 0 1 0 1 0 0.6375 0 0 1 0 1 1 1.2750 1 0 1 0 1 1 0.6250 0 0 1 1 0 0 1.2500 1 0 1 1 0 0 0.6125 0 0 1 1 0 1 1.2250 1 0 1 1 0 1 0.6000 0 0 1 1 1 0 1.2000 1 0 1 1 1 0 0.5875 0 0 1 1 1 1 1.1750 1 0 1 1 1 1 0.5750 0 1 0 0 0 0 1.1500 1 1 0 0 0 0 0.5625 0 1 0 0 0 1 1.1250 1 1 0 0 0 1 0.5500 0 1 0 0 1 0 1.1000 1 1 0 0 1 0 0.5375 0 1 0 0 1 1 1.0750 1 1 0 0 1 1 0.5250 0 1 0 1 0 0 1.0500 1 1 0 1 0 0 0.5125 0 1 0 1 0 1 1.0250 1 1 0 1 0 1 0.5000 0 1 0 1 1 0 1.0000 1 1 0 1 1 0 0.4875 0 1 0 1 1 1 0.9750 1 1 0 1 1 1 0.4750 0 1 1 0 0 0 0.9500 1 1 1 0 0 0 0.4625 0 1 1 0 0 1 0.9250 1 1 1 0 0 1 0.4500 0 1 1 0 1 0 0.9000 1 1 1 0 1 0 0.4375 0 1 1 0 1 1 0.8750 1 1 1 0 1 1 0.4250 0 1 1 1 0 0 0.8500 1 1 1 1 0 0 0.4125 0 1 1 1 0 1 0.8250 1 1 1 1 0 1 0.4000 0 1 1 1 1 0 0.8000 1 1 1 1 1 0 0.3875 0 1 1 1 1 1 0.7750 1 1 1 1 1 1 0.3750 1. VID6 Not Applicable, need to be left unconnected. Table 9. Voltage identifications (VID) codes for AMD 6BIT mode (See Note). VID 5 VID 4 VID 3 VID 2 VID 1 VID 0 Output Voltage (1) VID 5 VID 4 VID 3 VID 2 VID 1 VID 0 Output Voltage (1) |