| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SC7283 Fiches technique(PDF) 18 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC7283 Fiches technique(HTML) 18 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
18 / 89 page ![]() SC7283 Version 1.0 Page 18 of 89 2018/11 PAD No. PIN Name X Y PAD No. PIN Name X Y 543 G420 6765 257 577 G488 6255 257 544 G422 6750 127 578 G490 6240 127 545 G424 6735 257 579 G492 6225 257 546 G426 6720 127 580 G494 6210 127 547 G428 6705 257 581 G496 6195 257 548 G430 6690 127 582 G498 6180 127 549 G432 6675 257 583 G500 6165 257 550 G434 6660 127 584 G502 6150 127 551 G436 6645 257 585 G504 6135 257 552 G438 6630 127 586 G506 6120 127 553 G440 6615 257 587 G508 6105 257 554 G442 6600 127 588 G510 6090 127 555 G444 6585 257 589 G512 6075 257 556 G446 6570 127 590 G514 6060 127 557 G448 6555 257 591 G516 6045 257 558 G450 6540 127 592 G518 6030 127 559 G452 6525 257 593 G520 6015 257 560 G454 6510 127 594 G522 6000 127 561 G456 6495 257 595 G524 5985 257 562 G458 6480 127 596 G526 5970 127 563 G460 6465 257 597 G528 5955 257 564 G462 6450 127 598 G530 5940 127 565 G464 6435 257 599 G532 5925 257 566 G466 6420 127 600 G534 5910 127 567 G468 6405 257 601 G536 5895 257 568 G470 6390 127 602 G538 5880 127 569 G472 6375 257 603 G540 5865 257 570 G474 6360 127 604 G542 5850 127 571 G476 6345 257 605 G544 5835 257 572 G478 6330 127 606 DUMMY 5760 127 573 G480 6315 257 607 DUMMY 5745 257 574 G482 6300 127 608 DUMMY 5730 127 575 G484 6285 257 609 DUMMY 5715 257 576 G486 6270 127 610 DUMMY 5700 127 |