| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LST67K Fiches technique(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LST67K Fiches technique(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH |
|
9 / 15 page ![]() LS T67K, LO T67K, LY T67K 2003-09-18 9 Maßzeichnung Package Outlines Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). Kathodenkennung: abgeschrägte Ecke Cathode mark: bevelled edge Gewicht / Approx. weight: 35 mg GPLY6724 0.7 (0.028) 0.9 (0.035) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.12 (0.005) 0.18 (0.007) 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 2.6 (0.102) 3.0 (0.118) 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) Cathode marking 0.1 (0.004) (typ.) |