| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM29PDL129H Fiches technique(PDF) 27 Page - SPANSION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM29PDL129H Fiches technique(HTML) 27 Page - SPANSION |
|
27 / 49 page ![]() November 2, 2005 Am29PDL129H 25 35h 36h 37h 38h 0007h 0000h 0020h 0000h Erase Block Region 3 Information (refer to the CFI specification or CFI publication 100) 39h 3Ah 3Bh 3Ch 0000h 0000h 0000h 0000h Erase Block Region 4 Information (refer to the CFI specification or CFI publication 100) |