| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
QSMP Fiches technique(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
QSMP Fiches technique(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
10 / 17 page ![]() QSMP PIN QSCOM STANDARD MP1 PAD Alternate Function 0-3 Alternate Function 4-7 Alternate Function 8-11 Alternate Function 12-15 Remarks Additional functions 56 LCD_CLK CSI_DN0 LVDS1_TX0N PG7 TRACED5 - - - - - SAI1_MCLK_A USART6_CK UART8_RTS/UART8_DE QUADSPI_CLK - QUADSPI_BK2_IO3 - DCMI_D13 LCD_CLK EVENTOUT 57 LCD_R1 CSI_CKN LVDS1_CLKN PH3 - - - CKIN4 - - - - - QUADSPI_BK2_IO1 SAI2_MCLK_B ETH1_GMII_COL/ ETH1_MII_COL - - LCD_R1 EVENTOUT 58 LCD_R2 CSI_DP1 LVDS1_TX1P PH8 - - TIM5_ETR - I2C3_SDA - - - - - - - - DCMI_HSYNC LCD_R2 EVENTOUT 59 LCD_R3 CSI_DN1 LVDS1_TX1N PH9 - - TIM12_CH2 - I2C3_SMBA - - - - - - - - DCMI_D0 LCD_R3 EVENTOUT 60 LCD_R4 CSI_DP3 LVDS1_TX3P PH10 - - TIM5_CH1 - I2C4_SMBA I2C1_SMBA - - - - - - - DCMI_D1 LCD_R4 EVENTOUT 61 LCD_R5 CSI_DN3 LVDS1_TX3N PH11 - - TIM5_CH2 - I2C4_SCL I2C1_SCL - - - - - - - DCMI_D2 LCD_R5 EVENTOUT 62 LCD_R6 DSI_DP2 LVDS0_TX2P PH12 HDP2 - TIM5_CH3 - I2C4_SDA I2C1_SDA - - - - - - - DCMI_D3 LCD_R6 EVENTOUT 63 LCD_R7 DSI_DN2 LVDS0_TX2N PE15 HDP3 TIM1_BKIN - - TIM15_BKIN - - USART2_CTS/USART2_NSS UART8_CTS - FMC_NCE2 - FMC_D12/FMC_DA12 - LCD_R7 EVENTOUT 64 LCD_G2 PH13 - - - TIM8_CH1N - - - - UART4_TX FDCAN1_TX - - - - LCD_G2 EVENTOUT 65 LCD_G3 PH14 - - - TIM8_CH2N - - - - UART4_RX FDCAN1_RX - - - DCMI_D4 LCD_G3 EVENTOUT 66 LCD_G4 PH15 - - - TIM8_CH3N - - - - - - - - - DCMI_D11 LCD_G4 EVENTOUT 67 LCD_G5 PI0 - - TIM5_CH4 - - SPI2_NSS/I2S2_WS - - - - - - - DCMI_D13 LCD_G5 EVENTOUT 68 LCD_G6 PI1 - - - TIM8_BKIN2 - SPI2_SCK/I2S2_CK - - - - - - - DCMI_D8 LCD_G6 EVENTOUT 69 LCD_G7 PI2 - - - TIM8_CH4 - SPI2_MISO/I2S2_SDI - - - - - - - DCMI_D9 LCD_G7 EVENTOUT 70 LCD_B1 PG12 - LPTIM1_IN1 - - - SPI6_MISO SAI4_CK2 USART6_RTS/USART6_DE SPDIFRX_IN1 LCD_B4 SAI4_SCK_A ETH1_PHY_INTN FMC_NE4 - LCD_B1 EVENTOUT 71 LCD_B2 PG10 TRACED10 - - - - - - - UART8_CTS LCD_G3 SAI2_SD_B QUADSPI_BK2_IO2 FMC_NE3 DCMI_D2 LCD_B2 EVENTOUT 72 LCD_B3 PD10 RTC_REFIN TIM16_BKIN - DFSDM1_CKOUT I2C5_SMBA SPI3_MISO/I2S3_SDI SAI3_FS_B USART3_CK - - - - FMC_D15/FMC_DA15 - LCD_B3 EVENTOUT 73 LCD_B4 PI4 - - - TIM8_BKIN - - - - - - SAI2_MCLK_A - - DCMI_D5 LCD_B4 EVENTOUT 74 LCD_B5 PI5 - - - TIM8_CH1 - - - - - - SAI2_SCK_A - - DCMI_VSYNC LCD_B5 EVENTOUT 75 LCD_B6 PI6 - - - TIM8_CH2 - - - - - - SAI2_SD_A - - DCMI_D6 LCD_B6 EVENTOUT Ka-Ro electronics GmbH - Pascalstr. 22, D-52076 Aachen, Germany - Tel.: +49 2408 1402-0 (FAX -10) www.karo-electronics.de |