| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32U595QJ Fiches technique(PDF) 135 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ Fiches technique(HTML) 135 Page - STMicroelectronics |
|
135 / 377 page ![]() 42 68 D10 101 F2 F2 G11 C6 E12 42 68 D10 101 G11 PA9 I/O FT_u - TIM1_CH2, SPI2_SCK, DCMI_D0/PSSI_D0, USART1_TX(boot), SAI1_FS_A, TIM15_BKIN, EVENTOUT OTG_HS _VBUS 43 69 D11 102 E3 G3 F11 C4 D12 43 69 D11 102 F11 PA10 I/O FT_u - CRS_SYNC, TIM1_CH3, LPTIM2_IN2, SAI1_D1, DCMI_D1/PSSI_D1, USART1_RX(boot), OTG_HS_ID, SAI1_SD_A, TIM17_BKIN, EVENTOUT - - - -- - - - D1 F11 -- - - - VDD11USB S - - - - 44 70 C12 103 E1 E1 G13 C2 B14 44 70 C12 103 G13 PA11 I/O TT (5) TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, SPI1_MISO, USART1_CTS, FDCAN1_RX, EVENTOUT OTG_HS_ DM(boot) Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |