| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32U595QJ Fiches technique(PDF) 128 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ Fiches technique(HTML) 128 Page - STMicroelectronics |
|
128 / 377 page ![]() 35 53 K11 75 T4 V4 M12 R6 P13 35 53 K11 75 M12 PB14 I/O FT_fda - TIM1_CH2N, LPTIM3_ETR, TIM8_CH2N, I2C2_SDA, SPI2_MISO(boot), MDF1_SDI2, USART3_RTS_DE, TSC_G1_IO3, SDMMC2_D0, SAI2_MCLK_A, TIM15_CH1, EVENTOUT UCPD1_ DBCC2 36 54 K12 76 N5 Y2 L11 P11 R14 36 54 K12 76 L11 PB15 I/O FT_c (4) RTC_REFIN, TIM1_CH3N, LPTIM2_IN2, TIM8_CH3N, SPI2_MOSI(boot), MDF1_CKI2, FMC_NBL1, SDMMC2_D1, SAI2_SD_A, TIM15_CH2, EVENTOUT UCPD1_CC2 , WKUP7 - - - - - H12 - G24 G5 - - - - - VDDDSI S - - - - - - - - - M12 - J24 H5 - - - - - VDD11DSI S - - - - - - - - - E13 - E26 G1 - - - - - DSI_D0P I/O DSI - - - Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |