| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MPC8280CVRFX Fiches technique(PDF) 65 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8280CVRFX Fiches technique(HTML) 65 Page - NXP Semiconductors |
|
65 / 83 page ![]() MPC8280 PowerQUICC II Family Hardware Specifications, Rev. 2 Freescale Semiconductor 65 Pinout D53 J2 D54 H5 D55 F3 D56 V3 D57 R5 D58 R2 D59 N5 D60 L2 D61 J3 D62 H1 D63 F4 DP0/RSRV/EXT_BR2 AB3 IRQ1/DP1/EXT_BG2 W5 IRQ2/DP2/TLBISYNC/EXT_DBG2 AC2 IRQ3/DP3/CKSTP_OUT/EXT_BR3 AA3 IRQ4/DP4/CORE_SRESET/EXT_BG3 AD1 IRQ5/CINT/DP5/TBEN/EXT_DBG3 AC1 IRQ6/DP6/CSE0 AB2 IRQ7/DP7/CSE1 Y3 PSDVAL D15 TA Y4 TEA D16 GBL/IRQ1 E15 CI/BADDR29/IRQ2 D14 WT/BADDR30/IRQ3 E14 L2_HIT/IRQ4 A17 CPU_BG/BADDR31/IRQ5/CINT B14 CPU_DBG F13 CPU_BR B17 CS0 AC6 CS1 AD6 CS2 AE6 CS3 AB7 Table 25. MPC8275 and MPC8270 (VR and ZQ Packages) Pinout List (continued) Pin Name Ball MPC8275/MPC8270 MPC8275 only |