Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

REC2010CT-R500JN-2T Fiches technique(PDF) 1 Page - Vishay Barry

No de pièce REC2010CT-R500JN-2T
Description  Aluminum Nitride
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  BARRY [Vishay Barry]
Site Internet  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry

REC2010CT-R500JN-2T Fiches technique(HTML) 1 Page - Vishay Barry

  REC2010CT-R500JN-2T Datasheet HTML 1Page - Vishay Barry  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
REC2010CT-XXXXJN-2T
Aluminum Nitride
Surface Mount Resistor
WWW.BARRYIND.COM
r
e
t
e
m
a
r
a
P
.
n
i
M
.
p
y
T
.
x
a
M
s
t
i
n
U
n
o
i
t
a
p
i
s
s
i
D
r
e
w
o
P0
2S
T
T
A
W
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
k
n
i
S
t
a
e
H0
0
1C
°
Features:
♦ AlN material
♦ Surface Mount
♦ 20 Watt Power Handling
General Description:
The REC2010CT-XXXX*JN-2T is a
50 Ohm standard surface mountable
high power chip resistor ideal for small
assemblies with a power rating of 20 Watts
while maintaining a constant heat sink
temperature of 100°C.
0.5....R500
1 ......1R00
10.....10R0
50.....50R0
100...1000
150...1500
1K.....1001
10K...1002
100K.1003
470K.4703
1M....1004
* XXXX = Resistance Value in Ohms
.5 - 1Mohm available
RoHS
COMPLIANT
TM
Barry Industries, Inc., 60 Walton St., Attleboro, MA 02703 T: 508-226-3350 F: 508-226-3317 E-mail: sales@barryind.com
Barry is ISO 9001:2000 Certified by
TUV
MANAGEMENT SERVICE
ISO 9001
e
t
a
D
.
v
e
R
4
0
/
6
0
/
4
0
-


Numéro de pièce similaire - REC2010CT-R500JN-2T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Barry
REC2010CT-R500JN-99 BARRY-REC2010CT-R500JN-99 Datasheet
130Kb / 1P
BeO
Rev.A 06/14/10
More results

Description similaire - REC2010CT-R500JN-2T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Barry
TA1000-800-10X BARRY-TA1000-800-10X Datasheet
63Kb / 1P
Aluminum Nitride
Rev.09/24/12
TA50R0-800-15X BARRY-TA50R0-800-15X Datasheet
68Kb / 1P
Aluminum Nitride
Revision Date 06/19/12
TV1005CT-50R0JN-2Q-01 BARRY-TV1005CT-50R0JN-2Q-01 Datasheet
157Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.A 02/06/04
TA50R0-100-2X BARRY-TA50R0-100-2X Datasheet
158Kb / 1P
Aluminum Nitride
Rev.A 04/09/04
TA50R0-100-7X BARRY-TA50R0-100-7X Datasheet
128Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.B 04/14/10
TVC2335CT-50R0GN-2T-15 BARRY-TVC2335CT-50R0GN-2T-15 Datasheet
549Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
02/23/07
TVC3523CT-50R0GN-2T BARRY-TVC3523CT-50R0GN-2T Datasheet
160Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
05/23/08
D06Z-50R0J2T-04C36-X BARRY-D06Z-50R0J2T-04C36-X Datasheet
176Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.B 04/18/08
TVC3737CT-50R0JN-2T-04 BARRY-TVC3737CT-50R0JN-2T-04 Datasheet
178Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.C 04/18/08
TZC3725CT-XXXXJN-2T-01 BARRY-TZC3725CT-XXXXJN-2T-01 Datasheet
191Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.C 06/14/06
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com