Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

REC2010CT-R500JN-99 Fiches technique (PDF) - Vishay Barry

REC2010CT-R500JN-99 Datasheet PDF - Vishay Barry
No de pièce REC2010CT-R500JN-99
Télécharger  REC2010CT-R500JN-99 Télécharger
Taille du fichier   130.98 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  BARRY [Vishay Barry]
Site Internet  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Description BeO

REC2010CT-R500JN-99 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
REC2010CT-R500JN-99 Datasheet PDF - Vishay Barry

No de pièce REC2010CT-R500JN-99
Télécharger  REC2010CT-R500JN-99 Click to download

Taille du fichier   130.98 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  BARRY [Vishay Barry]
Site Internet  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Description BeO

REC2010CT-R500JN-99 Fiches technique (HTML) - Vishay Barry


REC2010CT-R500JN-99 Détails du produit

Features:
♦ BeO Material
♦ DC - 2 GHz Performance
♦ 30 Watt Input Power
♦ CT = Matte Tin over Nickel over Silver
♦ Surface Mountable

General Description:
The REC2010CT-XXXX*JN-99 is a standard
(.5 - 1Mohm available) surface mountable BeO power
chip resistor. It has an input power rating of 30 watts,
while maintaining a heat sink temperature of 100°C. It
offers a frequency range from DC to 2 GHz




Numéro de pièce similaire - REC2010CT-R500JN-99

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Barry
REC2010CT-R500JN-2T BARRY-REC2010CT-R500JN-2T Datasheet
160Kb / 1P
Aluminum Nitride
04/06/04
More results


Description similaire - REC2010CT-R500JN-99

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Barry
T50R0-350-1X BARRY-T50R0-350-1X Datasheet
128Kb / 1P
BeO
28 Aug 2013
TV0805CB-XXXXJN-98 BARRY-TV0805CB-XXXXJN-98 Datasheet
150Kb / 1P
BeO
Rev.B 06/30/08
TV1005HA-50R0JN-96 BARRY-TV1005HA-50R0JN-96 Datasheet
65Kb / 1P
BeO
7/10/03
TVC2010CB-XXXXJN-99-01 BARRY-TVC2010CB-XXXXJN-99-01 Datasheet
97Kb / 1P
BeO
Rev.D 02/24/09
TZC2525CB-50R0JN-9F BARRY-TZC2525CB-50R0JN-9F Datasheet
43Kb / 1P
BeO
Rev.B 12/07/11
TV1206CB-50R0GN-96-04 BARRY-TV1206CB-50R0GN-96-04 Datasheet
46Kb / 1P
BEO
10/17/11
TVC3737CT-50R0JN-99 BARRY-TVC3737CT-50R0JN-99 Datasheet
179Kb / 1P
BeO
04/02/08
K05Z-XXXXG99-06C36-X BARRY-K05Z-XXXXG99-06C36-X Datasheet
120Kb / 1P
BeO
10/22/08
K05Z-XXXXG9F-05C36-X BARRY-K05Z-XXXXG9F-05C36-X Datasheet
560Kb / 1P
BeO
06/13/08
REC1206CT-XXXXJN-83 BARRY-REC1206CT-XXXXJN-83 Datasheet
156Kb / 1P
BeO or BeO FREE
Rev.A 04/13/04
More results




À propos de Vishay Barry


Vishay Barry est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.

Vishay Barry est spécialisé dans la production de résistances de haute précision, à couches minces et à film épais, des réseaux de résistances et des composants passifs spécialisés pour les applications exigeantes dans les industries aérospatiales, militaires et médicales.

La société a son siège social à Franklin, dans le Kentucky, et a des emplacements supplémentaires en Europe et en Asie.

Les produits Vishay Barry sont conçus et fabriqués pour répondre à des normes de qualité et de fiabilité strictes, et sont utilisées dans un large éventail d'applications, notamment des équipements médicaux, des systèmes d'automatisation industrielle et des systèmes militaires et aérospatiaux.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com