| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M61545AFP Fiches technique(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M61545AFP Fiches technique(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp |
|
9 / 12 page ![]() M61545AFP Preliminary Rev.2.0 Dec 21, 2005 page 9 of 11 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 ← Left Channel ATT D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 ← Right Channel –50 L H H L L H L –51 L H H L L H H –52 L H H L H L L –53 L H H L H L H –54 L H H L H H L –55 L H H L H H H –56 L H H H L L L –57 L H H H L L H –58 L H H H L H L –59 L H H H L H H –60 L H H H H L L –61 L H H H H L H –62 L H H H H H L –63 L H H H H H H –64 H L L L L L L –65 H L L L L L H –66 H L L L L H L –67 H L L L L H H –68 H L L L H L L –69 H L L L H L H –70 H L L L H H L –71 H L L L H H H –72 H L L H L L L –73 H L L H L L H –74 H L L H L H L –75 H L L H L H H –76 H L L H H L L –77 H L L H H L H –78 H L L H H H L –79 H L L H H H H –80 H L H L L L L –81 H L H L L L H –82 H L H L L H L –83 H L H L L H H –84 H L H L H L L –85 H L H L H L H –86 H L H L H H L –87 H L H L H H H –88 H L H H L L L –89 H L H H L L H –90 H L H H L H L –91 H L H H L H H –92 H L H H H L L –93 H L H H H L H –94 H L H H H H L –95 H L H H H H H – ∞ H H H H H H H |