| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M61545AFP Fiches technique(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M61545AFP Fiches technique(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp |
|
8 / 12 page ![]() M61545AFP Preliminary Rev.2.0 Dec 21, 2005 page 8 of 11 Volume Code D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 ← Left Channel ATT D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 ← Right Channel 0 L L L L L L L –1 L L L L L L H –2 L L L L L H L –3 L L L L L H H –4 L L L L H L L –5 L L L L H L H –6 L L L L H H L –7 L L L L H H H –8 L L L H L L L –9 L L L H L L H –10 L L L H L H L –11 L L L H L H H –12 L L L H H L L –13 L L L H H L H –14 L L L H H H L –15 L L L H H H H –16 L L H L L L L –17 L L H L L L H –18 L L H L L H L –19 L L H L L H H –20 L L H L H L L –21 L L H L H L H –22 L L H L H H L –23 L L H L H H H –24 L L H H L L L –25 L L H H L L H –26 L L H H L H L –27 L L H H L H H –28 L L H H H L L –29 L L H H H L H –30 L L H H H H L –31 L L H H H H H –32 L H L L L L L –33 L H L L L L H –34 L H L L L H L –35 L H L L L H H –36 L H L L H L L –37 L H L L H L H –38 L H L L H H L –39 L H L L H H H –40 L H L H L L L –41 L H L H L L H –42 L H L H L H L –43 L H L H L H H –44 L H L H H L L –45 L H L H H L H –46 L H L H H H L –47 L H L H H H H –48 L H H L L L L –49 L H H L L L H |