| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM2902 Fiches technique(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2902 Fiches technique(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 20 page ![]() Table 7. QFN16 3x3 wettable flank mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0,90 0,95 1,00 0,035 0,037 0,039 A1 0,00 0,05 0,000 0,002 A2 0,75 0,030 A3 0,20 0,008 b 0,20 0,25 0,30 0,008 0,010 0,012 D 3,00 0,118 E 3,00 0,118 e 0,50 0,020 D2 1,56 1,66 1,76 0,061 0,065 0,069 E2 1,56 1,66 1,76 0,061 0,065 0,069 K 0,27 0,011 L 0,30 0,40 0,50 0,012 0,016 0,020 Figure 33. QFN16 3x3 wettable flank recommended footprint LM2902 QFN16 3x3 wettable flank package information DS0506 - Rev 9 page 17/20 |