| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
A111-001-R Fiches technique(PDF) 30 Page - Acconeer AB |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
A111-001-R Fiches technique(HTML) 30 Page - Acconeer AB |
|
30 / 35 page ![]() A111 Pulsed Coherent Radar (PCR) Datasheet, v2.8 © 2022 Copyright by Acconeer 2022-06-22 Page 30 of 35 Labelling requirements for the host device The host device should be labelled to identify the modules within the host device, which means that the host device shall be labelled to display the IC of the module preceded by words "Contains transmitter module" or "Contains", or similar wording expressing the same meaning, as follows Contains IC: 24388-A111 Le dispositif hôte doit être étiqueté afin d’identifier les modules du dispositif hôte, ce qui veut dire que le dispositif hôte doit être etiqueté pour exposer le IC du module précedé par les mots “Contient module émetteur” ou “Contient”, ou des termes similaires exprimant le même sense, comme suit: Contient IC: 24388-A111 10.3.2 Acceptance Certificate - Canada |