| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
XIO2000 Fiches technique(PDF) 9 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XIO2000 Fiches technique(HTML) 9 Page - Texas Instruments |
|
9 / 150 page ![]() ix November 2005 SCPS097B List of Tables Table Page 2−1 XIO2000 GZZ/ZZZ Terminals Sorted Alphanumerically 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 XIO2000 Signal Names Sorted Alphabetically 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 Power Supply Terminals 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−4 Ground Terminals 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−5 Combined Power Outputs 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−6 PCI Express Terminals 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−7 Clock Terminals 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−8 PCI System Terminals 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−9 Reserved Terminals 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−10 Miscellaneous Terminals 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−1 Bridge Reset Options 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−2 Initial Flow Control Credit Advertisements 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−3 Messages Supported by the Bridge 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−4 IRQ Interrupt to MSI Message Mapping 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−5 Classic PCI Arbiter Registers 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Port Number to PCI Bus Device Mapping 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−7 128-Phase, WRR Time-Based Arbiter Registers 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−8 PCI Isochronous Windows 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−9 Hardware-Fixed, Round-Robin Arbiter Registers 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−10 32-phase, WRR Arbiter Registers 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−11 Type 0 Configuration Transaction IDSEL Mapping 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−12 Interrupt Mapping In The Code Field 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−13 EEPROM Register Loading Map 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Registers Used To Program Serial-Bus Devices 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−15 Clocking In Low Power States 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−1 Classic PCI Configuration Register Map 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−2 Command Register Description 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−3 Status Register Description 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−4 Class Code and Revision ID Register Description 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−5 Device Control Base Address Register Description 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−6 I/O Base Register Description 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−7 I/O Limit Register Description 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−8 Secondary Status Register Description 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−9 Memory Base Register Description 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−10 Memory Limit Register Description 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−11 Prefetchable Memory Base Register Description 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−12 Prefetchable Memory Limit Register Description 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−13 Prefetchable Base Upper 32-Bit Register Description 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−14 Prefetchable Limit Upper 32-Bit Register Description 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−15 I/O Base Upper 16-Bit Register Description 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−16 I/O Limit Upper 16-Bit Register Description 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−17 Bridge Control Register Description 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−18 Power Management Capabilities Register Description 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−19 Power Management Control/Status Register Description 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−20 Power Management Bridge Support Extension Register Description 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−21 MSI Message Control Register Description 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−22 MSI Message Lower Address Register Description 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |