| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT36M4 Fiches technique(PDF) 19 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT36M4 Fiches technique(HTML) 19 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
19 / 23 page ![]() Package Information 20-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 490 ¾ 510 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT36M4 Rev. 1.00 19 August 15, 2005 2 0 1 1 1 1 0 A B C D E F C ' G H a |