| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM8S103F2 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8S103F2 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 121 page ![]() Contents STM8S103F2 STM8S103F3 STM8S103K3 2/121 DocID15441 Rev 14 Contents 1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 Product overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.1 Central processing unit STM8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.2 Single wire interface module (SWIM) and debug module (DM) . . . . . . . . 13 4.3 Interrupt controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.4 Flash program and data EEPROM memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.5 Clock controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.6 Power management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.7 Watchdog timers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.8 Auto wakeup counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.9 Beeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.10 TIM1 - 16-bit advanced control timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.11 TIM2 - 16-bit general purpose timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.12 TIM4 - 8-bit basic timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.13 Analog-to-digital converter (ADC1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.14 Communication interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.14.1 UART1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.14.2 SPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.14.3 I2C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5 Pinout and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.1 STM8S103K3 UFQFPN32/LQFP32/SDIP32 pinout and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.2 STM8S103F2/F3 TSSOP20/SO20/UFQFPN20 pinout and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5.2.1 STM8S103F2/F3 TSSOP20/SO20 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5.2.2 STM8S103F2/F3 UFQFPN20 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.3 Alternate function remapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 |