| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
Z8F082ASH020SC Fiches technique(PDF) 16 Page - Zilog, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Z8F082ASH020SC Fiches technique(HTML) 16 Page - Zilog, Inc. |
|
16 / 244 page ![]() PS024705-0405 P R E L I M I N A R Y List of Tables Z8 Encore! XP® F08xA Series Product Specification xvi Table 58. Watch-Dog Timer Reload Upper Byte Register (WDTU) . . . . . . . . . . 83 Table 59. Watch-Dog Timer Reload High Byte Register (WDTH) . . . . . . . . . . . 83 Table 60. Watch-Dog Timer Reload Low Byte Register (WDTL) . . . . . . . . . . . . 83 Table 61. UART Transmit Data Register (U0TXD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Table 62. UART Receive Data Register (U0RXD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Table 63. UART Status 0 Register (U0STAT0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Table 64. UART Status 1 Register (U0STAT1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Table 65. UART Control 0 Register (U0CTL0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Table 66. UART Control 1 Register (U0CTL1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Table 67. UART Address Compare Register (U0ADDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Table 68. UART Baud Rate High Byte Register (U0BRH) . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Table 69. UART Baud Rate Low Byte Register (U0BRL) . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Table 70. UART Baud Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Table 71. ADC Control Register 0 (ADCCTL0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Table 72. ADC Control/Status Register 1 (ADCCTL1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Table 73. ADC Data High Byte Register (ADCD_H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Table 74. ADC Data Low Bits Register (ADCD_L). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Table 75. ADC High Threshold High Byte (ADCTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Table 76. ADC Low Threshold High Byte (ADCTL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Table 77. Comparator Control Register (CMP0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Table 78. Z8 Encore! XP“ F08xA Series Flash Memory Configurations . . . . . 126 Table 79. Flash Code Protection Using the Flash Option Bits . . . . . . . . . . . . . 131 Table 80. Flash Control Register (FCTL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Table 81. Flash Status Register (FSTAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Table 82. Flash Page Select Register (FPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Table 83. Flash Sector Protect Register (FPROT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Table 84. Flash Frequency High Byte Register (FFREQH) . . . . . . . . . . . . . . . 137 Table 85. Flash Frequency Low Byte Register (FFREQL). . . . . . . . . . . . . . . . 137 Table 86. Trim Bit Address Register (TRMADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Table 87. Trim Bit Data Register (TRMDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 |