| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M69KB096AB Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M69KB096AB Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 73 page ![]() M69KB096AB 3/73 6 Synchronous Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6.1 NOR-Flash Synchronous mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 6.2 Full Synchronous mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6.3 Synchronous Burst Read and Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6.3.1 Variable Latency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6.3.2 Fixed Latency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6.3.3 Row Boundary Crossing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6.4 Synchronous Burst Read Interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6.5 Synchronous Burst Write Interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6.6 Synchronous Burst Read and Write Suspend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 7 Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7.1 Programming and Reading Registers using the CR Controlled Method . . . . 26 7.1.1 Read Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7.1.2 Program Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7.2 Programming and Reading the Registers using the Software Method . . . . . 27 7.3 Bus Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.3.1 Operating Mode Bit (BCR15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.3.2 Latency Type (BCR14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.3.3 Latency Counter Bits (BCR13-BCR11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.3.4 WAIT Polarity Bit (BCR10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 7.3.5 WAIT Configuration Bit (BCR8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.3.6 Driver Strength Bits (BCR5-BCR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.3.7 Burst Wrap Bit (BCR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.3.8 Burst Length Bits (BCR2-BCR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7.4 Refresh Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.4.1 Page Mode Operation Bit (RCR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.4.2 Deep Power-Down Bit (RCR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.4.3 Partial Array Refresh Bits (RCR2-RCR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 7.5 Device ID Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 8 Maximum Rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 9 DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 10 Wafer and die specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 |