Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MPC8275VR Fiches technique(PDF) 60 Page - Motorola, Inc

No de pièce MPC8275VR
Description  PowerQUICC II Family Hardware Specifications
PDF  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MPC8275VR Fiches technique(HTML) 60 Page - Motorola, Inc

Back Button MPC8275VR Datasheet HTML 56Page - Motorola, Inc MPC8275VR Datasheet HTML 57Page - Motorola, Inc MPC8275VR Datasheet HTML 58Page - Motorola, Inc MPC8275VR Datasheet HTML 59Page - Motorola, Inc MPC8275VR Datasheet HTML 60Page - Motorola, Inc MPC8275VR Datasheet HTML 61Page - Motorola, Inc MPC8275VR Datasheet HTML 62Page - Motorola, Inc MPC8275VR Datasheet HTML 63Page - Motorola, Inc MPC8275VR Datasheet HTML 64Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 76 page
background image
60
MPC8280 PowerQUICC II™ Family Hardware Specifications
MOTOROLA
Pinout
D10
U2
D11
N6
D12
N1
D13
L1
D14
J5
D15
G3
D16
AA2
D17
W1
D18
T3
D19
T1
D20
M2
D21
K2
D22
J1
D23
G4
D24
U5
D25
T5
D26
P5
D27
P3
D28
M3
D29
K3
D30
H2
D31
G5
D32
AA1
D33
V2
D34
U1
D35
P2
D36
M4
D37
K4
D38
H3
D39
F2
D40
Y2
D41
U3
D42
T2
D43
N2
Table 22. MPC8275 and MPC8270 (VR and ZQ Packages) Pinout List (Continued)
Pin Name
Ball
MPC8275/MPC8270
MPC8275 only



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com