Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FTK3418DFN22 Fiches technique(PDF) 1 Page - First Silicon Co., Ltd

No de pièce FTK3418DFN22
Description  30V P-Channel MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FS [First Silicon Co., Ltd]
Site Internet  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK3418DFN22 Fiches technique(HTML) 1 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK3418DFN22 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK3418DFN22 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK3418DFN22 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK3418DFN22 Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK3418DFN22 Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
2018. 03. 30
1/5
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
FTK3418DFN22
Revision No : 2
30V P-Channel MOSFET
1. DRAIN
2. DRAIN
3. GATE
4. SOURCE
5. DRAIN
6. DRAIN
DFN 2×2-6L-J
1. FEATURES
2.APPLICATIONS
3. ORDERING INFORMATION
4. MAXIMUM RATINGS(Ta = 25ºC unless otherwise stated)
Device
Marking
Shipping
FTK3418DFN22
3B1
4000/Tape&Reel
ESD HBM 1000V ↑
● VDS = -30V
RDS(ON)≤24mΩ,VGS@-10V,IDS@-7.3A
RDS(ON)≤37mΩ,VGS@-4.5V,IDS@-5.9A
● Low RDS(ON) trench technology.
● Low thermal impedance.
● Fast switching speed.
● We declare that the material of product compliance with
RoHS requirements and Halogen Free.


Numéro de pièce similaire - FTK3418DFN22

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK3415 FS-FTK3415 Datasheet
708Kb / 4P
High Power and current handing capability
FTK3415L FS-FTK3415L Datasheet
484Kb / 4P
P-Channel 20V(D-S) MOSFET
More results

Description similaire - FTK3418DFN22

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM3481 TSC-TSM3481 Datasheet
358Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
TSM3401 TSC-TSM3401_07 Datasheet
349Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
TSM4435 TSC-TSM4435_07 Datasheet
358Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3407A AOSMD-AO3407A_11 Datasheet
489Kb / 5P
30V P-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4411 WHXPCB-AO4411 Datasheet
2Mb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4459 TSC-TSM4459 Datasheet
62Kb / 4P
30V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com