Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FTK3418DFN22 Fiches technique(PDF) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

No de pièce FTK3418DFN22
Description  30V P-Channel MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FS [First Silicon Co., Ltd]
Site Internet  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK3418DFN22 Fiches technique(HTML) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK3418DFN22 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK3418DFN22 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK3418DFN22 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK3418DFN22 Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK3418DFN22 Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
2018. 03. 30
4/5
Revision No : 2
FTK3418DFN22
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS CURVES Con.
0.05
0.08
0.07
0.06
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com