| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F723VCT7TR Fiches technique(PDF) 95 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F723VCT7TR Fiches technique(HTML) 95 Page - STMicroelectronics |
|
95 / 229 page ![]() Port F PF0 - - - - I2C2_SDA - - - - - - - FMC_A0 EVEN TOUT PF1 - - - - I2C2_SCL - - - - - - - FMC_A1 EVEN TOUT PF2 - - - - I2C2_SMB A -- - - - - - FMC_A2 EVEN TOUT PF3 - -- - - -- - - - - - FMC_A3 EVEN TOUT PF4 - -- - - -- - - - - - FMC_A4 EVEN TOUT PF5 - -- - - -- - - - - - FMC_A5 EVEN TOUT PF6 - - - TIM10_CH 1 - SPI5_NSS SAI1_SD_ B -UART7_Rx QUADSPI_ BK1_IO3 -- - EVEN TOUT PF7 - - - TIM11_CH1 - SPI5_SCK SAI1_MCL K_B - UART7_Tx QUADSPI_ BK1_IO2 -- - EVEN TOUT PF8 - - - - - SPI5_MIS O SAI1_SCK _B - UART7_RTS TIM13_CH1 QUADSPI_ BK1_IO0 -- EVEN TOUT PF9 - - - - - SPI5_MO SI SAI1_FS_ B - UART7_CTS TIM14_CH1 QUADSPI_ BK1_IO1 -- EVEN TOUT PF10 - - -- -- - - - - - - - EVEN TOUT PF11 - - - - - SPI5_MO SI -- - - SAI2_SD_B - FMC_SDN RAS EVEN TOUT PF12 - - -- -- - - - - - - FMC_A6 EVEN TOUT Port F PF13 - - -- -- - - - - - - FMC_A7 EVEN TOUT PF14 - - -- -- - - - - - - FMC_A8 EVEN TOUT PF15 - - -- -- - - - - - - FMC_A9 EVEN TOUT Table 12. STM32F722xx and STM32F723xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/1 1/LPTIM1 I2C1/2/3/U SART1 SPI1/I2S1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI4/5 SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI3/I2S3/ SAI1/ UART4 SPI2/I2S2/S PI3/I2S3/US ART1/2/3/UA RT5 SAI2/USART 6/UART4/5/7/ 8/OTG1_FS CAN1/TIM1 2/13/14/QU ADSPI/ FMC/ OTG2_HS SAI2/QUAD SPI/SDMM C2/OTG2_ HS/OTG1_ FS SDMMC2 UART7/F MC/SDM MC1/ OTG2_FS SYS |