| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM8S Fiches technique(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8S Fiches technique(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 467 page ![]() List of figures RM0016 20/467 DocID14587 Rev 14 Figure 47. External trigger input block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Figure 48. Control circuit in external clock mode 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Figure 49. Control circuit in trigger mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Figure 50. Control circuit in trigger reset mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Figure 51. Control circuit in trigger gated mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Figure 52. Control circuit in external clock mode 2 + trigger mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Figure 53. Timer chaining system implementation example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Figure 54. Trigger/master mode selection blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Figure 55. Master/slave timer example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Figure 56. Gating timer B with OC1REF of timer A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Figure 57. Gating timer B with the counter enable signal of timer A (CNT_EN) . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Figure 58. Triggering timer B with the UEV of timer A (TIMERA-UEV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Figure 59. Triggering timer B with counter enable CNT_EN of timer A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Figure 60. Triggering Timer A and B with Timer A TI1 input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Figure 61. Capture/compare channel 1 main circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Figure 62. 16-bit read sequence for the TIM1_CCRi register in capture mode . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Figure 63. Channel input stage block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Figure 64. Input stage of TIM 1 channel 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Figure 65. PWM input signal measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Figure 66. PWM input signal measurement example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Figure 67. Channel output stage block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Figure 68. Detailed output stage of channel with complementary output (channel 1) . . . . . . . . . . . . 172 Figure 69. Output compare mode, toggle on OC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Figure 70. Edge-aligned counting mode PWM mode 1 waveforms (ARR = 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Figure 71. Center-aligned PWM waveforms (ARR = 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Figure 72. Example of one-pulse mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Figure 73. Complementary output with deadtime insertion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Figure 74. Deadtime waveforms with a delay greater than the negative pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Figure 75. Deadtime waveforms with a delay greater than the positive pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Figure 76. Six-step generation, COM example (OSSR = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Figure 77. Behavior of outputs in response to a break (channel without complementary output) . . . 182 Figure 78. Behavior of outputs in response to a break (TIM1 complementary outputs) . . . . . . . . . . 183 Figure 79. ETR activation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Figure 80. Example of counter operation in encoder interface mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Figure 81. Example of encoder interface mode with IC1 polarity inverted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Figure 82. TIM2/TIM3 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Figure 83. TIM5 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Figure 84. Time base unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Figure 85. Input stage block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Figure 86. Input stage of TIM 2 channel 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Figure 87. Output stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 88. Output stage of channel 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 89. TIM4 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Figure 90. TIM6 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Figure 91. SPI block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Figure 92. Single master/ single slave application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Figure 93. Data clock timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Figure 94. TXE/RXNE/BSY behavior in full duplex mode (RXONLY = 0). Case of continuous transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Figure 95. TXE/RXNE/BSY behavior in slave / full duplex mode (BDM = 0, RXONLY = 0). Case of continuous transfers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Figure 96. TXE/BSY in master transmit-only mode |