| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RM0016 Fiches technique(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0016 Fiches technique(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 467 page ![]() DocID14587 Rev 14 21/467 RM0016 List of figures 22 (BDM = 0 and RXONLY = 0). Case of continuous transfers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Figure 97. TXE/BSY in slave transmit-only mode (BDM = 0 and RXONLY = 0). Case of continuous transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Figure 98. RXNE behavior in receive-only mode (BDM = 0 and RXONLY = 1). Case of continuous transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Figure 99. TXE/BSY behavior when transmitting (BDM = 0 and RXLONY = 0). Case of discontinuous transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Figure 100. I2Cbus protocol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Figure 101. I2C block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Figure 102. Transfer sequence diagram for slave transmitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Figure 103. Transfer sequence diagram for slave receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Figure 104. Transfer sequence diagram for master transmitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Figure 105. Method 1: transfer sequence diagram for master receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Figure 106. Method 2: transfer sequence diagram for master receiver when N >2. . . . . . . . . . . . . . . 298 Figure 107. Method 2: transfer sequence diagram for master receiver when N=2 . . . . . . . . . . . . . . . 300 Figure 108. Method 2: transfer sequence diagram for master receiver when N=1 . . . . . . . . . . . . . . . 300 Figure 109. I2C interrupt mapping diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Figure 110. UART1 block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Figure 111. UART2 block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Figure 112. UART3 block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Figure 113. UART4 block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Figure 114. Word length programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Figure 115. Configurable stop bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Figure 116. TC/TXE behavior when transmitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Figure 117. Start bit detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Figure 118. Data sampling for noise detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Figure 119. How to code UART_DIV in the BRR registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Figure 120. Mute mode using idle line detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Figure 121. Mute mode using Address mark detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Figure 122. UART example of synchronous transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Figure 123. UART data clock timing diagram (M=0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Figure 124. UART data clock timing diagram (M=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Figure 125. RX data setup/hold time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Figure 126. ISO 7816-3 asynchronous protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Figure 127. Parity error detection using 1.5 stop bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Figure 128. IrDA SIR ENDEC- block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Figure 129. IrDA data modulation (3/16) - normal mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Figure 130. Break detection in LIN mode (11-bit break length - LBDL bit is set) . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Figure 131. Break detection in LIN mode vs framing error detection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Figure 132. LIN identifier field parity bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Figure 133. LIN identifier field parity check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Figure 134. LIN header reception time-out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Figure 135. LIN synch field measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Figure 136. UARTDIV read / write operations when LDUM = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Figure 137. UARTDIV read / write operations when LDUM = 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Figure 138. Bit sampling in reception mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Figure 139. UART interrupt mapping diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Figure 140. CAN network topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Figure 141. beCAN block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Figure 142. beCAN operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Figure 143. beCAN in silent mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Figure 144. beCAN in loop back mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 |