| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
S29AL008D70BAI011 Fiches technique(PDF) 5 Page - SPANSION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S29AL008D70BAI011 Fiches technique(HTML) 5 Page - SPANSION |
|
5 / 55 page ![]() June 16, 2005 S29AL008D_00A3 S29AL008D 5 D a ta Sh eet Table Of Contents Product Selector Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Connection Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Special Handling Instructions for FBGA Package . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pin Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Logic Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Standard Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Device Bus Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Table 1. S29AL008D Device Bus Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Word/Byte Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Requirements for Reading Array Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Writing Commands/Command Sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Program and Erase Operation Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Standby Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Automatic Sleep Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 RESET#: Hardware Reset Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Output Disable Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 2. S29AL008D Top Boot Block Sector Addresses . . . . . . . . . . . 14 Table 3. S29AL008D Bottom Boot Block Sector Addresses . . . . . . . . 15 Autoselect Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 4. S29AL008D Autoselect Codes (High Voltage Method) . . . . . 16 Sector Protection/Unprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Temporary Sector Unprotect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 1. Temporary Sector Unprotect Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 2. In-System Sector Protect/Sector Unprotect Algorithms. . . . . 18 Hardware Data Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Command Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Reading Array Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Reset Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Autoselect Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Word/Byte Program Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 3. Program Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Chip Erase Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Sector Erase Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Erase Suspend/Erase Resume Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 4. Erase Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 5. S29AL008D Command Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Write Operation Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 DQ7: Data# Polling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 5. Data# Polling Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 RY/BY#: Ready/Busy# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 DQ6: Toggle Bit I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 DQ2: Toggle Bit II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Reading Toggle Bits DQ6/DQ2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 DQ5: Exceeded Timing Limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 DQ3: Sector Erase Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 6. Toggle Bit Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 6. Write Operation Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Operating Ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 7. Maximum Negative Overshoot Waveform . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 8. Maximum Positive Overshoot Waveform . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 9. ICC1 Current vs. Time (Showing Active and Automatic Sleep Currents). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 10. Typical ICC1 vs. Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Test Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Figure 11. Test Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 7. Test Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Key to Switching Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 12. Input Waveforms and Measurement Levels . . . . . . . . . . . . . . 37 AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 8. Read Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 13. Read Operations Timings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 9. Hardware Reset (RESET#) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Figure 14. RESET# Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 10. Word/Byte Configuration (BYTE#) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Figure 15. BYTE# Timings for Read Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 16. BYTE# Timings for Write Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Erase / Program Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 17. Program Operation Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Figure 18. Chip/Sector Erase Operation Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Figure 19. Data# Polling Timings (During Embedded Algorithms) . . . . 45 Figure 20. Toggle Bit Timings (During Embedded Algorithms) . . . . . . 45 Figure 21. DQ2 vs. DQ6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Table 11. Temporary Sector Unprotect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Figure 22. Temporary Sector Unprotect Timing Diagram . . . . . . . . . . 46 Figure 23. Sector Protect/Unprotect Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . 47 Table 12. Alternate CE# Controlled Erase/Program Operations . . . . . 48 Figure 24. Alternate CE# Controlled Write Operation Timings. . . . . 49 Erase and Programming Performance. . . . . . . . . 49 Table 13. Latchup Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Table 14. TSOP, SO, and BGA Pin Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Physical Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 TS 048—48-Pin Standard TSOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 VBK 048 - 48 Ball Fine-Pitch Ball Grid Array (FBGA) 8.15 x 6.15 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 SO 044—44-Pin Small Outline Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Revision Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 |