| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CFA633-RDI-KU Fiches technique(PDF) 8 Page - Crystalfontz America, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CFA633-RDI-KU Fiches technique(HTML) 8 Page - Crystalfontz America, Inc. |
|
8 / 86 page ![]() Crystalfontz America, Inc. Data Sheet Release Date 2012/02/21 www.crystalfontz.com CFA633-RDI-KU LCD Module (Hardware v2.0 / Firmware u2v1) February 2012 Page 8 7 (0x07): Set LCD Contents, Line 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 8 (0x08): Set LCD Contents, Line 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41 9 (0x09): Set LCD Special Character Data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41 10 (0x0A): Read 8 Bytes of LCD Memory - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41 11 (0x0B): Set LCD Cursor Position - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 12 (0x0C): Set LCD Cursor Style - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 13 (0x0D): Set LCD Contrast - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -42 14 (0x0E): Set LCD & Keypad Backlight - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 16 (0x10): Set Up Fan Reporting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 17 (0x11): Set Fan Power - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -43 18 (0x12): Read DOW Device Information - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 19 (0x13): Set Up Temperature Reporting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46 20 (0x14): Arbitrary DOW Transaction - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 21 (0x15): Set Up Live Fan or Temperature Display - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 22 (0x16): Send Command Directly to the LCD Controller - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48 23 (0x17): Configure Key Reporting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48 24 (0x18): Read Keypad, Polled Mode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49 25 (0x19): Set Fan Power Fail-Safe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49 26 (0x1A): Set Fan Tachometer Glitch Filter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 27 (0x1B): Query Fan Power & Fail-Safe Mask - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51 28 (0x1C): Set ATX Power Switch Functionality - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52 29 (0x1D): Enable/Disable and Reset the Watchdog - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 30: Read Reporting & Status - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -55 31 (0x1F): Send Data to LCD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56 32: Reserved for CFA631 Key Legends - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56 33 (0x21): Set Baud Rate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -56 34 (0x22): Set or Set and Configure GPIO Pins - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56 35 (0x23): Read GPIO Pin Levels and Configuration State - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58 CHARACTER GENERATOR ROM (CGROM) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 LCD MODULE RELIABILITY AND LONGEVITY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61 Module Reliability - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61 Module Longevity (EOL / Replacement Policy) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61 CARE AND HANDLING PRECAUTIONS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62 APPENDIX A: CONNECTING A DS2450 1-WIRE QUAD A/D CONVERTER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 APPENDIX B: CONNECTING A DS1963S SHA IBUTTON- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 APPENDIX C: DEMONSTRATION SOFTWARE AND SAMPLE CODE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Sample Code - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Algorithms to Calculate the CRC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -69 Algorithm 1: “C” Table Implementation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69 Algorithm 2: “C” Bit Shift Implementation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 Algorithm 2B: “C” Improved Bit Shift Implementation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72 Algorithm 3: “PIC Assembly” Bit Shift Implementation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72 Algorithm 4: “Visual Basic” Table Implementation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74 Algorithm 5: “Java” Table Implementation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 CONTENTS, CONTINUED |