| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M50FLW080A Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M50FLW080A Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 64 page ![]() M50FLW080A, M50FLW080B Contents 3/64 3.2 Address/Address multiplexed (A/A Mux) bus operations . . . . . . . . . . . . . 19 3.2.1 Bus Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.2.2 Bus Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.2.3 Output Disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.2.4 Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4 Command interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.1 Read Memory Array command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.2 Read Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.3 Read Electronic Signature command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.4 Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.5 Quadruple Byte Program command (A/A Mux interface) . . . . . . . . . . . . . 27 4.6 Double/Quadruple Byte Program command (FWH mode) . . . . . . . . . . . . 27 4.7 Chip Erase command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.8 Block Erase command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.9 Sector Erase command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.10 Clear Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.11 Program/Erase Suspend command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.12 Program/Erase Resume command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5 Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.1 Program/Erase Controller status (bit SR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.2 Erase Suspend status (bit SR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.3 Erase status (bit SR5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5.4 Program status (bit SR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5.5 VPP status (bit SR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5.6 Program Suspend status (bit SR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5.7 Block/Sector Protection status (bit SR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5.8 Reserved (bit SR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6 Firmware Hub/low-pin-count (FWH/LPC) interface Configuration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6.1 Lock Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6.1.1 Write Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6.1.2 Read Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 |