Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TP74 Fiches technique(PDF) 5 Page - Billiton Ltd.

No de pièce TP74
Description  Series voltage detection / reset
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ASIC [Billiton Ltd.]
Site Internet  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP74 Fiches technique(HTML) 5 Page - Billiton Ltd.

  TP74 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP74 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
十
测试电路
NMOS 开漏输出芯片 可采用电路 1/2/3 测试
CMOS 输出芯片 可采用电路 2/4 测试
十一
典型应用电路
NMOS 开漏输出形式
十二
使用注意点
1. 对于 CMOS 输出的状况 当有电阻连接在输入端与 Vin 端时 如果存在输出电流
那么由此电流引起在电阻上的压降可能导致振荡
2. 当有电阻存在于输入端和 Vin 端时 不管是 CMOS 输出还是 NMOS 开漏输出 芯
片接地电流导致在电阻上的电压降
这个同样可能导致振荡
3. 为了稳定 IC 的工作 请确保 Vin 输入端的上升和下降速度小于 1V/微秒



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7