| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TP74 Fiches technique(PDF) 3 Page - Billiton Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TP74 Fiches technique(HTML) 3 Page - Billiton Ltd. |
|
3 / 7 page ![]() 3 五 芯片引脚说明 SOT-23(标准) SOT-89 标准 Pin SOT-23 SOT-89 符号 功能 3 2 Vin 电源输入 2 3 Vss 地 1 1 Vout 输出 六 原理图 七 极限工作条件 参数 符号 极限值 单位 输入电压 Vin 12 V 输出电流 Iout 50 mA CMOS Vss-0.3~Vin+0.3 输出电压 NMOS Vout Vss-0.3~12 V SOT-23 250 功耗 SOT-89 Pd 500 mW 工作温度 Topr -40~85 C 存储温度 Tstg -40~125 C |