Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LM321 Fiches technique(PDF) 4 Page - 3PEAK INC.

No de pièce LM321
Description  1.2MHz, Low-Power 36V Op Amps
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  3PEAK [3PEAK INC.]
Site Internet  http://www.3peakic.com/
Logo 3PEAK - 3PEAK INC.

LM321 Fiches technique(HTML) 4 Page - 3PEAK INC.

  LM321 Datasheet HTML 1Page - 3PEAK INC. LM321 Datasheet HTML 2Page - 3PEAK INC. LM321 Datasheet HTML 3Page - 3PEAK INC. LM321 Datasheet HTML 4Page - 3PEAK INC. LM321 Datasheet HTML 5Page - 3PEAK INC. LM321 Datasheet HTML 6Page - 3PEAK INC. LM321 Datasheet HTML 7Page - 3PEAK INC. LM321 Datasheet HTML 8Page - 3PEAK INC. LM321 Datasheet HTML 9Page - 3PEAK INC. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
4
Rev. B.01
www.3peakic.com.cn
LM321 / LM358 / LM324
1.2MHz, Low-Power 36V Op Amps
Typical Performance Characteristics
VS = ±15V, VCM = 0V, RL = Open, unless otherwise specified.
Offset Voltage Production Distribution
Unity Gain Bandwidth vs. Temperature
Open-Loop Gain and Phase
Input Voltage Noise Spectral Density
Input Bias Current vs. Temperature
Input Bias Current vs. Input Common Mode Voltage
0
200
400
600
800
1000
1200
Offset Voltage(mV)
Number = 15200pcs
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
-40 -25 -10
5
20
35
50
65
80
95 110 125
Temperature(℃)
-100
-50
0
50
100
150
200
-100
-50
0
50
100
150
0.01
1
100
10k
1M
Frequency (Hz)
1
10
100
1000
1
10
100
1k
10k
100k
1M
Frequency(Hz)
V
S= +5V
R
L= 1MΩ
C
L = 30pF
10
100
1000
10000
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Temperature(℃)
1
10
100
1000
8
12
16
20
24
28
Common Mode Voltage(V)
V
S= +36V
R
L= 1MΩ
C
L = 30pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com