| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LUW-CPDP Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUW-CPDP Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
3 / 21 page ![]() Released LUW CPDP 2011-03-24 3 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 9 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen KT, KU oder LP enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -5E bis -8G enthalten ist (siehe Seite 9 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3, -4 oder -5 enthalten (siehe Seite 9 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 9 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 means that only one group KT, KU or LP will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 means that only 1 chromaticity coordinate group -5E to -8G will be shippable (see page 9 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable. In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW CPDP-KTLP-5E8G-1 means that only 1 forward voltage group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable(see page 9 for explanation). |