| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LUW-CPDP Fiches technique(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUW-CPDP Fiches technique(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH |
|
9 / 21 page ![]() Released LUW CPDP 2011-03-24 9 Durchlassspannungsgruppen 6) Seite 18 Forward Voltage Groups 6) page 18 Gruppe Group Durchlassspannung Forward voltage Einheit Unit min. max. 3 2.75 3.0 V 4 3.0 3.25 V 5 3.25 3.5 V Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 1) Seite 21 Luminous Flux 1) page 21 Φ V (lm) Lichtstärke 2) Seite 21 Luminous Intensity 2) page 21 I V (cd) KT KU LP LQ LR 97.0 ... 104.2 104.2 ... 112.0 112.0 ... 121.0 121.0 ... 130.0 130.0 ... 140.0 26.0 (typ.) 28.0 (typ.) 30.0 (typ.) 32.0 (typ.) 35.0 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: KT-5E-3 Example: KT-5E-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group Durchlassspannung Forward Voltage KT 5E 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. |