Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFH225FA Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

No de pièce SFH225FA
Description  Silicon PIN Photodiode with Daylight Blocking Filter
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH225FA Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH225FA Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH225FA Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH225FA Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH225FA Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH225FA Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH225FA Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH225FA Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH225FA Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH225FA Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Version 1.1
SFH 225 FA
2014-01-13
3
Open-circuit voltage
Leerlaufspannung
(Ee = 0.5 mW/cm2, = 870 nm)
VO
330 ( 250)
mV
Short-circuit current
Kurzschlussstrom
(Ee = 0.5 mW/cm2, = 870 nm)
ISC
17
μA
Rise and fall time
Anstiegs- und Abfallzeit
(VR = 5 V, RL = 50 , = 850 nm, Ip = 800 A)
tr, tf
0.02
μs
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 100 mA, E = 0)
VF
1.3
V
Capacitance
Kapazität
(VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0)
C0
48
pF
Temperature coefficient of VO
Temperaturkoeffizient von VO
TCV
-2.6
mV / K
Temperature coefficient of ISC
Temperaturkoeffizient von ISC
( = 870 nm)
TCI
0.1
% / K
Noise equivalent power
Rauschäquivalente Strahlungsleistung
(VR = 10 V, = 870 nm)
NEP
0.039
pW /
Hz½
Detection limit
Nachweisgrenze
(VR = 10 V, = 870 nm)
D*
5.6e12
cm x
Hz½ / W
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com