| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LUWJNSH.EC Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUWJNSH.EC Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 22 page ![]() Version 2.2 LUW JNSH.EC 2015-12-09 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Forward Voltage Groups 3) page 21 Durchlassspannungsgruppen 3) Seite 21 Group Luminous Intensity 1) page 21 Luminous Intensity 1) page 21 Luminous Flux Luminous Flux Gruppe Lichtstärke 1) Seite 21 Lichtstärke 1) Seite 21 Lichtstrom Lichtstrom (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (extrapolated min.) ΦV [mlm] (extrapolated max.) ΦV [mlm] BT 2400 2590 7535 8135 BU 2590 2800 8135 8790 CP 2800 3040 8790 9545 CQ 3040 3300 9545 10360 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. The extrapolated typical minimum and maximum values are calculated with an assumption of “π” value based on a Lambertian radiation pattern. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Die extrapolierten typischen Minimum- und Maximum-Werte wurden mit dem Faktor "π” unter Annahme einer lambertschen Abstrahlcharakteristik errechnet. Group Gruppe (min.) V F [V] (max.) V F [V] L1 2.80 2.90 L2 2.90 3.00 M1 3.00 3.10 M2 3.10 3.20 N1 3.20 3.30 N2 3.30 3.40 |