Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LUWJNSH.EC Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LUWJNSH.EC
Description  white smt package, colored diffused silicone resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWJNSH.EC Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUWJNSH.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWJNSH.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWJNSH.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWJNSH.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWJNSH.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWJNSH.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWJNSH.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWJNSH.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWJNSH.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2015-12-09
2
Version 2.2
LUW JNSH.EC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous
Intensity 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstärke
1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 20 mA
[K]
IV [mcd]
LUW JNSH.EC-BUCQ-5C8E-1
6500
2590 ... 3300
Q65111A5733
LUW JNSH.EC-BTCP-5C8E-1
6500
2400 ... 3040
Q65111A4626
LUW JNSH.EC-BUCQ-5E8G-1
5700
2590 ... 3300
Q65111A5732
LUW JNSH.EC-BTCP-5E8G-1
5700
2400 ... 3040
Q65111A4625
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW JNSH.EC-BTCP-5C8E-1
means that only one group BT, BU, CP will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LUW JNSH.EC-BTCP-5C8E-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LUW JNSH.EC-BTCP-5C8E-1 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,M2,N1,N2 will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW JNSH.EC-BTCP-5C8E-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen BT, BU, CP enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW JNSH.EC-BTCP-5C8E-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LUW JNSH.EC-BTCP-5C8E-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LUW
JNSH.EC-BTCP-5C8E-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
L1,L2,M1,M2,N1,N2 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22