Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFH4240 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce SFH4240
Description  High Power Infrared Emitter
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4240 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  SFH4240 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
Version 1.4
SFH 4240
2016-02-11
5
Radiation Characteristics 3) page 12
Irel = f(ϕ), TA= 25°C
Package Outline
Dimensions in mm (inch).
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
0˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com