Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFH4240 Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

No de pièce SFH4240
Description  High Power Infrared Emitter
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4240 Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH4240 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
Version 1.4
SFH 4240
2016-02-11
3
Grouping (T
A = 25 °C)
Temperature coefficient of Ie or Φe
(I
F = 100 mA, tp = 20 ms)
(typ)
TCI
-0.5
% / K
Temperature coefficient of V
F
(I
F = 100 mA, tp = 20 ms)
(typ)
TC
V
-1.3
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
(typ)
TC
λ
0.3
nm / K
Group
Min Radiant Intensity
Max Radiant Intensity
Typ Radiant Intensity
IF= 100 mA, tp= 20 ms
IF= 100 mA, tp= 20 ms
IF= 1 A, tp= 25 µs
Ie, min [mW / sr]
Ie, max [mW / sr]
Ie, typ [mW / sr]
SFH 4240-R
10
20
100
SFH 4240-S
16
32
170
Note:
measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).
Relative Spectral Emission 3) page 12
Irel = f(λ), TA = 25°C
Radiant Intensity 3) page 12
Ie / Ie(100 mA) = f(IF), single pulse, tp = 25 µs,
TA= 25°C
Parameter
Symbol
Values
Unit
800
0
nm
%
OHF04134
20
40
60
80
100
Irel
λ
850
900
950
1025
OHF03821
10
-3
mA
10
1
0
10
5
5
10
-1
-2
5
10
e
e
I
I
I
F
0
10
1
10
2
10
3
10
5
5
(100 mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com