Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MN103S65G Fiches technique(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

No de pièce MN103S65G
Description  4 K-byte SRAM
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MN103S65G Fiches technique(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  MN103S65G Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MN103S65G Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor MN103S65G Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
P43/TM9BI
P42/TM9AI
P41/TM8BIO
P40/TM8AIO
P37/TM7IO
P36/TM6IO
P35/TM5IO
VDD
P34/TM4IO
VSS
P33/TM3IO
P32/TM2IO
P31/TM1IO
P30/TM0IO
P27/SBI0
P26/SBT0
P25/SBO0
P24/SBI1
P23/SBT1
P22/SBO1
P64/PWM12
P65/PWM13
P66/PWM14
P67/PWM15
P74/IRQ00
P75/IRQ01
P76/IRQ02
P77/IRQ03
P80/ADIN00
P81/ADIN01
VSS
P82/ADIN10
VDD
P83/ADIN11
P84/ADIN20
P85/ADIN21
P86/ADIN22
P87/ADIN23
P90/ADIN24
P91/ADIN25
MN103S65G
MAF00010AEM
Pin Assignment
LQFP080-P-1414A *Lead-free
MN103S65G
Support Tool
Flash Memory Built-in Type
Type
MN103SF65G
ROM
128 K-byte
RAM
4 K-byte SRAM
Minimum instruction execution time
25 ns (at 4.3 V to 5.5 V, 10 MHz internal regulator used)
25 ns (at 3.0 V to 3.6 V, 10 MHz)
Package
LQFP080-P-1414A *Lead-free
On board Debugger
PX-ODB103S-DO
In-circuit Emulator
PX-ICE-103S52



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com